công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFD14N05LSM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện RFD14N05LSM
Giải thích chi tiết về linh kiện  14A, 50V, 0.100 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

RFD14N05LSM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  RFD14N05LSM Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation RFD14N05LSM Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
6-138
NOTE: Refer to Intersil Application Notes AN9321 and AN9322.
FIGURE 6. UNCLAMPED INDUCTIVE SWITCHING
FIGURE 7. SATURATION CHARACTERISTICS
FIGURE 8. TRANSFER CHARACTERISTICS
FIGURE 9. DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE vs GATE
VOLTAGE AND DRAIN CURRENT
FIGURE 10. SWITCHING TIME vs GATE RESISTANCE
FIGURE 11. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE ON
RESISTANCE vs JUNCTION TEMPERATURE
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
0.1
1
10
10
0.01
50
1
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS-VDD) +1]
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
STARTING TJ = 25
oC
STARTING TJ = 150
oC
0
5
10
15
0
1.5
3.0
4.5
7.5
20
25
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 4V
VGS = 10V
30
35
6.0
VGS = 3V
VGS = 2.5V
VGS = 5V
VGS = 4.5V
PULSE DURATION = 80
µs, TC = 25oC
DUTY CYCLE = 0.5% MAX.
0
3.0
4.5
6.0
7.5
1.5
0
5
10
15
20
25
175oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
-55oC
30
35
25oC
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX.
VDD = 15V
0
50
100
150
200
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
5.0
250
ID = 28A
ID = 7A
ID = 3.5A
ID = 14A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX.
0
20
010
20
30
40
RGS, GATE TO SOURCE RESISTANCE (Ω)
50
40
60
80
100
120
140
160
td(OFF)
tr
tf
td(ON)
VDD = 25V, ID = 14A, RL = 3.57Ω
0
0.5
1.0
1.5
2.0
-80
-40
0
40
80
120
160
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
200
2.5
PULSE DURATION = 80
µs
VGS = 10V, ID = 14A
DUTY CYCLE = 0.5% MAX.
RFD14N05L, RFD14N05LSM, RFP14N05L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com