công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALN2045AT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

tên linh kiện ALN2045AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Internally Matched LNA Module
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASB [Advanced Semiconductor Business Inc.]
Trang chủ  http://www.asb.co.kr
Logo ASB - Advanced Semiconductor Business Inc.

ALN2045AT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

  ALN2045AT_13 Datasheet HTML 1Page - Advanced Semiconductor Business Inc. ALN2045AT_13 Datasheet HTML 2Page - Advanced Semiconductor Business Inc. ALN2045AT_13 Datasheet HTML 3Page - Advanced Semiconductor Business Inc. ALN2045AT_13 Datasheet HTML 4Page - Advanced Semiconductor Business Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2/4
www.asb.co.kr
November 2008
plerowTM ALN2045AT
Internally Matched LNA Module
S-parameters
Noise Figure
OIP3
P1dB
1920~2170 MHz
+5 V
Typical Performance
(Measured)
S-parameters & K Factor



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com