công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S3D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện S3D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

S3D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  S3D Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd S3D Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
Rectifier Diodes
S3A ~ S3M
■
Features
●
Low profile package
●
Ideal for automated placement
●
Glass passivated chip junction
●
Low forward voltage drop
●
Low leakage current
●
High forward surge capability
2.007
2.616
1
2
7.112
6.604
8.128
7.747
6.223
5.588
3.250
2.743
6.18
5.98
4.69
4.49
7.67
7.47
3.07
3.27
1.524
0.762
0.203
0.051
0.305
0.152
Recommended
Land Pattern
DO-214AB(SMC)
Unit: mm
■
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
S3A
S3B
S3D
S3G
S3J
S3K
S3M
Unit
Peak Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
50
100
200
400
600
800
1000
RMS Reverse Voltage
VR(RMS)
35
70
140
280
420
560
700
DC Blocking Voltage
VR
50
100
200
400
600
800
1000
Average Rectified Current@ TL=103℃
IFAV
Peak Forward Surge Current @=8.3ms
IFSM
Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
Thermal Resistance Junction to Lead
RθJC
Junction Temperature
TJ
Storage Temperature range
Tstg
-55 to 150
47
13
℃
/W
V
3
100
150
℃
A
■
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
VF
IF= 2.5 A
1.15
V
Ta = 25℃
10
Ta = 125℃
250
Junction capacitance
Cj
VR= 4 V, f= 1 MHz
60
pF
Typical reverse recovery time
trr
IF= 0.5V, IR= 1A,Irr=0.25A
2.5
us
IR
uA
Reverse voltage leakage current
■
Marking
NO.
S3A
S3B
S3D
S3G
S3J
S3K
S3M
Marking
S3A
S3B
S3D
S3G
S3J
S3K
S3M


Số phần tương tự - S3D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
S3D PANJIT-S3D Datasheet
415Kb / 2P
SURFACE MOUNT RECTIFIER(VOLTAGE- 50-100 Volts CURRENT- 3.0 Ampere)
logo
Surge Components
S3D SURGE-S3D Datasheet
78Kb / 2P
SURFACE MOUNT RECTIFIER VOLTAGE - 50 TO 1000 Volts CURRENT - 3.0 Ampere????
logo
Transys Electronics
S3D TRSYS-S3D Datasheet
158Kb / 2P
SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Jinan Gude Electronic D...
S3D JGD-S3D Datasheet
169Kb / 2P
1.0 AMPS SURFACE MOUNT RECTIFIERS
logo
Shanghai Sunrise Electr...
S3D SSE-S3D Datasheet
16Kb / 1P
SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - S3D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
MA2J114 PANASONIC-MA2J114 Datasheet
40Kb / 2P
Rectifier Diodes
logo
Rohm
RR274EA-400 ROHM-RR274EA-400 Datasheet
193Kb / 4P
Rectifier diodes
RR274EA-400 ROHM-RR274EA-400_11 Datasheet
1,022Kb / 4P
Rectifier diodes
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
RM10Z TAYCHIPST-RM10Z Datasheet
832Kb / 1P
Rectifier Diodes
logo
Guangdong Kexin Industr...
1A1 KEXIN-1A1 Datasheet
866Kb / 2P
Rectifier Diodes
DB201GS KEXIN-DB201GS Datasheet
1,005Kb / 2P
Rectifier Diodes
SM520 KEXIN-SM520 Datasheet
709Kb / 2P
Rectifier Diodes
TS6B01G KEXIN-TS6B01G Datasheet
688Kb / 2P
Rectifier Diodes
US3A KEXIN-US3A Datasheet
607Kb / 2P
Rectifier Diodes
logo
Rohm
RR274EA-400 ROHM-RR274EA-400_15 Datasheet
353Kb / 7P
Rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com