công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AWG0015 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

tên linh kiện AWG0015
Giải thích chi tiết về linh kiện  30 ~ 4000 MHz Wide-band Gain Block Amplifier MMIC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASB [Advanced Semiconductor Business Inc.]
Trang chủ  http://www.asb.co.kr
Logo ASB - Advanced Semiconductor Business Inc.

AWG0015 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Advanced Semiconductor Business Inc.

Back Button AWG0015 Datasheet HTML 7Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 8Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 9Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 10Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 11Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 12Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 13Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 14Page - Advanced Semiconductor Business Inc. AWG0015 Datasheet HTML 15Page - Advanced Semiconductor Business Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
13/15
ASB Inc.
 sales@asb.co.kr
July 2014
AWG0015
6.2
Performance Table
Supply voltage = +3.3 V, TA = +25
C, ZO = 50 
Parameter
Typical
Unit
Frequency
500
900
2000
2500
2700
3000
MHz
Gain
15.9
15.9
15.3
15.0
14.9
14.9
dB
S11
-15.0
-20.0
-20.0
-20.0
-18.0
-18.0
dB
S22
-11.0
-12.0
-15.0
-18.0
-20.0
-20.0
dB
Noise Figure
2.2
2.2
2.6
2.9
3.2
3.5
dB
Output IP31)
31.0
31.0
30.5
29.0
28.0
23.0
dBm
Output P1dB
17.0
17.0
17.0
16.5
16.5
14.5
dBm
Current
47
mA
Device Voltage
+3.3
V
1) OIP3 is measured with two tones at an output power of +0 dBm/tone separated by 1MHz.
6.3
Plot of S-parameter & Stability Factor
0
1000
2000
3000
4000
Frequency (MHz)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
1
2
3
4
5
6
7
S21
S12
S11
S22
K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com