công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9506L2 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS9506L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 8-PIN DIP PHOTOCOUPLER
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS9506L2 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PS9506L2 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp PS9506L2 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
Preliminary document
PS9506,PS9506L1,PS9506L2,PS9506L3
Chapter Title
R08DS0018EJ0100 Rev.1.00
Page 19 of 20
Nov 10, 2011
SPECIFICATION OF VDE MARKS LICENSE DOCUMENT
Parameter
Symbol
Spec.
Unit
Climatic test class (IEC 60068-1/DIN EN 60068-1)
40/110/21
Dielectric strength
maximum operating isolation voltage
Test voltage (partial discharge test, procedure a for type test and random test)
Upr = 1.6
× UIORM., Pd < 5 pC
UIORM
Upr
1 130
1 808
Vpeak
Vpeak
Test voltage (partial discharge test, procedure b for all devices)
Upr = 1.875
× UIORM., Pd < 5 pC
Upr
2 119
Vpeak
Highest permissible overvoltage
UTR
8 000
Vpeak
Degree of pollution (DIN EN 60664-1 VDE0110 Part 1)
2
Comparative tracking index (IEC 60112/DIN EN 60112 (VDE 0303 Part 11))
CTI
175
Material group (DIN EN 60664-1 VDE0110 Part 1)
III a
Storage temperature range
Tstg
–55 to +125
°C
Operating temperature range
TA
–40 to +110
°C
Isolation resistance, minimum value
VIO = 500 V dc at TA = 25°C
VIO = 500 V dc at TA MAX. at least 100°C
Ris MIN.
Ris MIN.
10
12
10
11
Ω
Ω
Safety maximum ratings (maximum permissible in case of fault, see thermal
derating curve)
Package temperature
Current (input current IF, Psi = 0)
Power (output or total power dissipation)
Isolation resistance
VIO = 500 V dc at TA = Tsi
Tsi
Isi
Psi
Ris MIN.
175
400
700
10
9
°C
mA
mW
Ω
<R>



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com