công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC317 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NEC

tên linh kiện UPC317
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC317 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NEC

  UPC317 Datasheet HTML 1Page - NEC UPC317 Datasheet HTML 2Page - NEC UPC317 Datasheet HTML 3Page - NEC UPC317 Datasheet HTML 4Page - NEC UPC317 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC317 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Data Sheet G12826EJ3V0DS00
3
µµµµPC317
TYPICAL CONNECTION
PC317
INPUT
OUTPUT
CADJ
10 F
VO
D1
D2
R2
ADJ
R1
240
Ω
CIN
0.1 F
CO
1 F
VIN
+
+
µ
µ
µ
µ
Remark R1, R2 : Resistor to set the output voltage.
VO = (1 +
)
• VREF + IADJ • R2 = (1 +
)
• VREF
VO (V)
R2 (
Ω : TYP.)
1.25
0
2.5
240
5.0
720
12
2064
24
4368
30
5520
CIN
:
Need to stop the oscillation for the long input wiring length.
CO
:
Need to stop the oscillation for the long output wiring length.
Improve the transient stability of the output voltage when the lord current is suddently changed.
CADJ :
Improve the ripple rejection and the oscillate rejection.
D1
:
Protect against CADJ from output short.
D2
:
Need for VIN < VO.
R2
R1
R2
R1
.
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6