công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9151 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS9151
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE, 5-PIN SOP (SO-5) PHOTOCOUPLER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS9151 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PS9151 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp PS9151 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
PS9151 e
R08DS0108EJ0300 Rev.3.00
Page 7 of 12
Apr 09, 2013
TAPING SPECIFICATIONS (UNIT: mm)
Outline and Dimensions (Tape)
Tape Direction
PS9151-F3
Outline and Dimensions (Reel)
Packing: 2 500 pcs/reel
2.0±0.5
11.9 to 15.4
Outer edge of
flange
17.5±1.0
13.5±1.0
2.0±0.5
13.0±0.2
R 1.0
21.0±0.8
1.55±0.1
2.0±0.05
4.0±0.1
3.9±0.1
3.45 MAX.
0.3
±0.05
8.0±0.1
1.5
+0.1
–0
3.0±0.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com