công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2223-F13 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SC2223-F13
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC2223-F13 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC2223-F13 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC2223-F13 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC2223-F13 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
NPN Transistors
2SC2223
■
Features
●
Collector Current Capability IC=20mA
●
Collector Emitter Voltage VCEO=20V
■
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
30
Collector - Emitter Voltage
VCEO
20
Emitter - Base Voltage
VEBO
4
Collector Current - Continuous
IC
20
mA
Collector Power Dissipation
PC
150
mW
Junction Temperature
TJ
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 125
V
℃
■
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= 100 μA, IE= 0
30
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= 1 mA, IB= 0
20
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= 100μA, IC= 0
4
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= 25 V , IE= 0
100
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= 3V , IC=0
100
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC=10 mA, IB=1mA
0.3
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=10 mA, IB=1mA
1.2
Base - emitter voltage
VBE
VCE= 6V, IC= 1mA
0.72
DC current gain
hFE
VCE= 6V, IC= 1mA
40
180
Noise Figure
NF
VCE= 6V, IE= -1mA,RG=50Ω,f=100MHz
3
dB
Collector output capacitance
Cob
VCB= 6V, IE= 0,f=1MHz
1
pF
Collector to base time constant
Ccrb'b
VCE= 6V, IE= -1mA,f=31.9MHz
12
pS
Transition frequency
fT
VCE= 6V, IE= -1mA
400
600
MHz
V
nA
V
■
Classification of hfe
Type
2SC2223-F12
2SC2223-F13
2SC2223-F14
Range
40-80
60-120
90-180
Marking
F12
F13
F14
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.2
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.2
1
2
3
Unit: mm
SOT-23-3
1. Base
2. Emitter
3. Collector
0.15 +0.02
-0.02


Số phần tương tự - 2SC2223-F13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2223-F13-HF KEXIN-2SC2223-F13-HF Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
2SC2223-F13-HF KEXIN-2SC2223-F13-HF Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SC2223-F13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KST9013 KEXIN-KST9013 Datasheet
103Kb / 2P
NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
NPN Transistors
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com