công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT3003C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện KIT3003C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photo Interrupter
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

KIT3003C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  KIT3003C Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. KIT3003C Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. KIT3003C Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rev. date: 21-JAN-11
KSD-XXXXXX-000
KIT3003C
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement.
When using this product, would you please refer to the latest specifications.
*2 : Ta≥25℃ ~ Topr (max.)
*3 : No icebound or dew
*4: The soldering should be 1mm away from bottom of the holder t=within 5sec
Electrical-Optical Characteristics (Ta=25℃)
Characteristic
Simbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
Forward voltage
VF
-
1.2
1.4
V
IF=20㎃
Reverse current
IR
-
-
10
μ
A
VR=5V
Input
Peak wavelength
λp
-
940
-
nm
IF=20㎃
Dark current
ICEO
-
1
100
nA
VCE=10V, LV=0Lux
Output
Peak Wavelength
λp
-
880
-
nm
Light current
IC
0.5
-
5
mA
IF=20㎃, VCE=5V
Non shading
Leakage current
ICEOD
-
0.5
10
μ
A
IF=20㎃, VCE=5V
Shading
C-E Saturation
voltage
VCE(sat)
-
0.15
0.4
V
IF=20㎃,
IC=0.05㎃
Rise time
tr
-
50
-
μ
S
Transmission
Characteristics
Fall time
tf
-
50
-
μ
S
VCE=5V, IC=0.1㎃
RL=1kΩ
* Circuit for measuring response time



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com