công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8191 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8191
Giải thích chi tiết về linh kiện  4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8191 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8191 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8191 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
AD8191
Rev. 0 | Page 9 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TA = 27°C, AVCC = 3.3 V, VTTI = 3.3 V, VTTO = 3.3 V, DVCC = 3.3 V, AMUXVCC = 5 V, AVEE = 0 V, DVEE = 0 V, differential input
swing = 1000 mV, TMDS outputs terminated with external 50 Ω resistors to 3.3 V, pattern = PRBS 27 − 1, data rate = 1.65 Gbps, unless
otherwise noted.
REFERENCE EYE DIAGRAM AT TP1
DIGITAL
PATTERN
GENERATOR
AD8191
EVALUATION
BOARD
SERIAL DATA
ANALYZER
SMA COAX CABLE
HDMI CABLE
TP1
TP2
TP3
Figure 4. Test Circuit Diagram for RX Eye Diagram
0.125UI/DIV AT 1.65Gbps
Figure 5. RX Eye Diagram at TP2 (Cable = 2 meters, 30 AWG)
0.125UI/DIV AT 1.65Gbps
Figure 6. RX Eye Diagram at TP2 (Cable = 20 meters, 24 AWG)
0.125UI/DIV AT 1.65Gbps
Figure 7. RX Eye Diagram at TP3, EQ = 6 dB (Cable = 2 meters, 30 AWG)
0.125UI/DIV AT 1.65Gbps
Figure 8. RX Eye Diagram at TP3, EQ = 12 dB (Cable = 20 meters, 24 AWG)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com