công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD2537-V bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SD2537-V
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD2537-V bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD2537-V Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD2537-V Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD2537-V Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
2SD2537
■
Typical Characterisitics
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE
(V)
Fig.1 Ground emitter output characteristics( )
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
Ta=25°C
IB=0
0.2µA
0.4µA
0.6µA
0.8µA
1.0µA
1.2µA
1.4µA
1.6µA
1.8µA
2.0µA
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE
(V)
Fig.2 Ground emitter output characteristics ( )
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
IB=0
0.5mA
5.0mA
1.0mA
1.5mA
2.0mA
2.5mA
3.0mA
3.5mA
4.0mA
4.5mA
Ta=25°C
Pulsed
BASE TO EMITTER VOLTAGE : VBE
(V)
Fig.3 Ground emitter propagation characteristics
0
1000
2000
200
500
100
20
50
10
2
5
0.6
0.4
0.2
1.0
0.8
1.2 1.4
VCE=
5V
Pulsed
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.4 DC current gain vs. collector current ( )
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Ta=25°C
Pulsed
1V
5V
3V
VCE=10V
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.5 DC current gain vs. collector current ( )
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Pulsed
Ta=100°C
25°C
−25°C
VCE=5V
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.6 Collector-emitter saturation voltage
vs. collector current ( )
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Ta=25°C
Pulsed
IC/IB=100
50
10
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.7 Collector-emitter saturation voltage
vs. collector current ( )
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Pulsed
Ta=100°C
25°C
−25°C
IC/IB=50
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.8 Base-emitter saturation voltage
vs. collector current ( )
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Ta=25°C
Pulsed
50
100
IC/IB=10
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig.9 Base-emitter saturation voltage
vs. collector current ( )
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
2
5
10 20 50 100 200 500 1000 2000
Pulsed
50
100
IC/IB=50
Ta= −25°C



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com