công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTLF1721P1CL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Finisar Corporation.

tên linh kiện FTLF1721P1CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FINISAR [Finisar Corporation.]
Trang chủ  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.

FTLF1721P1CL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Finisar Corporation.

  FTLF1721P1CL Datasheet HTML 1Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 2Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 3Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 4Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 5Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 6Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 7Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 8Page - Finisar Corporation. FTLF1721P1CL Datasheet HTML 9Page - Finisar Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
F i n i s a r
© Finisar Corporation September 3, 2008 RevA.1
Page 1
Product Specification
OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1721P1xCL
PRODUCT FEATURES
• Up to 2.67Gb/s bi-directional
data links
• Hot-pluggable SFP footprint
• Built-in digital diagnostic functions
• Uncooled 1310nm DFB laser
transmitter
• APD Receiver
• Duplex LC connector
• RoHS Compliant
• Metal enclosure, for lower EMI
• Single 3.3V power supply
• Low power dissipation typically
<700mW
• Extended operating temperature
range: -10°C to 70°C
APPLICATIONS
• SONET OC-48 LR-1 / SDH STM L-16.1
• SONET OC-12 / SDH STM 4
• SONET OC-3 / SDH STM-1
• Gigabit Ethernet / 1x/2x Fibre Channel
Finisar’s FTLF1721P1xCL Small Form Factor Pluggable (SFP) transceivers are
compatible with the Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA)
1.
They comply with SONET OC-48 LR-1 (SDH STM L-16.1) standards
2, Gigabit Ethernet
as specified in IEEE Std 802.3
3(*) and Fibre Channel FC-PI 13.04(*). They are compatible
with SONET OC-12 SR and SONET OC-3 standards
2. Digital diagnostics functions are
available via the 2-wire serial bus specified in the SFP MSA.
PRODUCT SELECTION
FTLF1721P1xCL
x
W
Wide Extraction Bail
B
Narrow Extraction Bail


Số phần tương tự - FTLF1721P1CL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finisar Corporation.
FTLF1721P1BCL FINISAR-FTLF1721P1BCL Datasheet
669Kb / 12P
OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
logo
Frontier Electronics.
FTLF1721P1XCL FRONTIER-FTLF1721P1XCL Datasheet
1Mb / 5P
Product Guide
logo
ATGBICS by Approved Tec...
FTLF1721P1XCL-C ATGBICS-FTLF1721P1XCL-C Datasheet
322Kb / 9P
FTLF1721P1XCL Finisar Compatible Transceiver SFP 1000Base-LX (1310nm, SMF, 10km, DOM, Ext Temp)
More results

Mô tả tương tự - FTLF1721P1CL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finisar Corporation.
FTLF1721P2WCL FINISAR-FTLF1721P2WCL Datasheet
658Kb / 11P
OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1421P1WCL FINISAR-FTLF1421P1WCL Datasheet
700Kb / 11P
OC-48 IR-1/STM S-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1621P2WTL FINISAR-FTLF1621P2WTL Datasheet
873Kb / 11P
OC-48 LR-2/STM L-16.2 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTRJ1721P1WCL FINISAR-FTRJ1721P1WCL Datasheet
728Kb / 11P
OC-48 LR-1/STM L-16.1 Multirate Pluggable SFP Transceiver
FTLF1721P2WTL FINISAR-FTLF1721P2WTL Datasheet
658Kb / 11P
OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1421P1WTL FINISAR-FTLF1421P1WTL Datasheet
722Kb / 11P
OC-48 IR-1/STM S-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1721P1BCL FINISAR-FTLF1721P1BCL Datasheet
669Kb / 12P
OC-48 LR-1/STM L-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1421P1CL FINISAR-FTLF1421P1CL Datasheet
740Kb / 11P
OC-48 IR-1/STM S-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1421P1TL FINISAR-FTLF1421P1TL Datasheet
757Kb / 11P
OC-48 IR-1/STM S-16.1 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
FTLF1621P1CL FINISAR-FTLF1621P1CL Datasheet
700Kb / 12P
OC-48 LR-2/STM L-16.2 RoHS Compliant Pluggable SFP Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com