công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V300LA20AP.. bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Littelfuse

tên linh kiện V300LA20AP..
Giải thích chi tiết về linh kiện  LA Varistor Series
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

V300LA20AP.. bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Littelfuse

Back Button V300LA20AP.. Datasheet HTML 5Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 6Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 7Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 8Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 9Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 10Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 11Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 12Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 13Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
© 2014 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/12/14
Varistor Products
Radial Lead Varistors > LA Series
Wave Solder Profile
Operating Ambient
Temperature Range
-55°C to +85°C
Storage Temperature Range
-55°C to +125°C
Humidity Aging
+85°C, 85% RH, 1000 hours
+/-10% typical voltage change
Thermal Shock
+85°C to -40°C 5 times
+/-10% typical voltage change
Solvent Resistance
MIL–STD–202, Method 215F
Moisture Sensitivity
Level 1, J–STD–020C
Lead Material
Copper Clad Steel Wire
Soldering
Characteristics
Solderability per MIL–STD–202,
Method 208E
Insulating Material
Cured, flame retardant epoxy polymer
meets UL94V–0 requirements
Device Labeling
Marked with LF, voltage, UL/CSA logos,
and date code
Physical Specifications
Environmental Specifications
0
50
100
150
200
250
300
00.5
11.5
22.5
33.5
4
TIME(MINUTES)
Maximum Wave 240C
Lead–free Profile
0
50
100
150
200
250
300
00.5
11.5
22.5
33.5
4
TIME(MINUTES)
Maximum Wave 260C
Non Lead–free Profile
Figure 20
Figure 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com