công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP268KG bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP268KG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Off-Line Switcher with EcoSmart Technology for Highly Efficient Power Supplies
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP268KG bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP268KG Datasheet HTML 30Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 31Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 32Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 33Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 34Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 35Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 36Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 37Page - Power Integrations, Inc. TOP268KG Datasheet HTML 38Page - Power Integrations, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 40 page
background image
Rev. E 08/12
34
TOP264-271
www.powerint.com
Typical Performance Characteristics (cont.)
Figure 50. C
OSS vs. DRAIN Voltage.
Figure 51. DRAIN Capacitance Power.
Figure 52. Remote-OFF DRAIN Supply Current vs. Temperature.
0
100
200
300
400
500
600
10
100
1000
10000
Drain Pin Voltage (V)
TOP271
1.62
TOP270
1.42
TOP269
1.17
TOP268
1.00
TOP267
0.85
TOP266
0.61
TOP265
0.42
TOP264
0.32
Scaling Factors:
500
400
200
100
300
0
0
200
100
400 500 600
300
700
Drain Pin Voltage (V)
132 kHz
66 kHz
TOP271
1.62
TOP270
1.42
TOP269
1.17
TOP268
1.00
TOP267
0.85
TOP266
0.61
TOP265
0.42
TOP264
0.32
Scaling Factors:
1.2
0.8
1.0
0
-50
0
-25
50
25
100
75
125 150
Junction Temperature (
°C)
0.2
0.4
0.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com