công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA100 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SA100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SA100 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SA100 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SA100 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SA100 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SA100 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SA5.0 thru SA170CA
Document Number: SA5.0 thru SA170CA
www.smsemi.com
Feb.29, 2012
4
Characteristic Curve
Fig.3 Derating Curve
Fig. 1 Peak Pulse Power vs. Pulse Time
Fig.2 Pulse Waveform for Exponential Surge
100
10
1.0
0.1
0.1
1.0
10
10
2
10
3
10
4
tw-Pulse Width (µs)
Fig.4 Typical Capacitance vs.
Breakdown Voltage (Unipolar)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
t-Time (ms)
tr=10µs
Peak Value IPP
Half Value IPP
2
10/1000µs Waveform
as defined by R.E.A.
150
100
50
0
1
10
10
2
10
3
VBR – Breakdown Voltage (V)
100
75
50
25
0
Peak Pulse Power
(Single pulse).
Average
Power
Measured at
Zero Bias
Measured at
Stand-off Voltage
10
4
10
3
10
2
10
Impulse
Exponential
Decay
1.0
0.5
IPP
IPP
tW
tW
tW=0.71p
tp
Half Sine
Square
Wave
Current Waveforms
tW
0
50
100
150
200
Lead or Ambient Temperature (℃)
Fig.5 Max. Non-Repetitive Forward Surge Current
Uni-Directional Only
1
10
100
Number of Cycles at 60HZ
100
10
TJ=TJ Max.
8.3ms Single Half Sine-Wave
打印无效



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com