công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74FCT166H244ATEB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện IDT74FCT166H244ATEB
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS 16-BIT BUFFER/LINE DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

IDT74FCT166H244ATEB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Device Technology

  IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology IDT74FCT166H244ATEB Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5.2
5
IDT54/74FCT16244T/AT/CT/ET, 162244T/AT/CT/ET,
166244T/AT/CT, 162H244T/AT/CT/ET FAST CMOS 16-BIT BUFFER/LINE DRIVER
MILITARY AND COMMERCIAL TEMPERATURE RANGES
OUTPUT DRIVE CHARACTERISTICS FOR FCT16244T
Symbol
Parameter
Test Conditions(1)
Min.
Typ.(2)
Max.
Unit
IO
Output Drive Current
VCC = Max., VO = 2.5V(3)
–50
—–
180
mA
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = Min.
IOH = –3mA
2.5
3.5
—
V
VIN = VIH or VIL
IOH = –12mA MIL.
IOH = –15mA COM'L.
2.4
3.5
—
V
IOH = –24mA MIL.
IOH = –32mA COM'L.(4)
2.0
3.0
—
V
VOL
Output LOW Voltage
VCC = Min.
VIN = VIH or VIL
IOL = 48mA MIL.
IOL = 64mA COM'L.
—
0.2
0.55
V
IOFF
Input/Output Power Off Leakage(5)
VCC = 0V, VIN or VO
≤ 4.5V
—
—
±1
µA
OUTPUT DRIVE CHARACTERISTICS FOR FCT162244T
2544 lnk 07
2544 lnk 08
OUPUT DRIVE CHARACTERISTICS FOR FCT166244T
Symbol
Parameter
Test Conditions(1)
Min.
Typ.(2)
Max.
Unit
IODL
Output LOW Current
VCC = 5V, VIN = VIH or VIL, VOUT = 1.5V(3)
16
48
96
mA
IODH
Output HIGH Current
VCC = 5V, VIN = VIH or VIL, VOUT = 1.5V(3)
–16
–48
–96
mA
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = Min.
VIN = VIH or VIL
IOH = –6mA MIL.
IOH = –8mA COM'L.
2.4
3.3
—
V
VOL
Output LOW Voltage
VCC = Min.
VIN = VIH or VIL
IOL = 6mA MIL.
IOL = 8mA COM'L.
—
0.3
0.55
V
2544 lnk 09
NOTES:
1. For conditions shown as Max. or Min., use appropriate value specified under Electrical Characteristics for the applicable device type.
2. Typical values are at Vcc = 5.0V, +25
°C ambient.
3. Not more than one output should be tested at one time. Duration of the test should not exceed one second.
4. Duration of the condition can not exceed one second.
5. The test limit for this parameter is
± 5µA at TA = –55°C.
Symbol
Parameter
Test Conditions(1)
Min.
Typ.(2)
Max.
Unit
IODL
Output LOW Current
VCC = 5V, VIN = VIH or VIL, VOUT = 1.5V(3)
60
115
200
mA
IODH
Output HIGH Current
VCC = 5V, VIN = VIH or VIL, VOUT = 1.5V(3)
–60
–115
–200
mA
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = Min.
VIN = VIH or VIL
IOH = –16mA MIL.
IOH = –24mA COM'L.
2.4
3.3
—
V
VOL
Output LOW Voltage
VCC = Min.
VIN = VIH or VIL
IOL = 16mA MIL.
IOL = 24mA COM'L.
—
0.3
0.55
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com