| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
87C196KB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
87C196KB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intel Corporation |
|
5 / 22 page ![]() 8XC196KB8XC196KB16 270909 – 4 NOTE NC means No Connect (do not connect these pins) Figure 4 80-Pin QFP Package NOTE The above pin out diagram applies to the OTP (87C196KB) device The OTP device uses all of the programming pins shown above The ROM (83C196KB) device only uses programming pins AINC PALE PMODEn and PROG The ROMless (80C196KB) doesn’t use any of the programming pins 5 |