công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FC80960HT60SL2G2 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Intel Corporation

tên linh kiện FC80960HT60SL2G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  80960HA/HD/HT 32-Bit High-Performance Superscalar Processor
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

FC80960HT60SL2G2 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Intel Corporation

Back Button FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 44Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 45Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 46Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 47Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 48Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 49Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 50Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 51Page - Intel Corporation FC80960HT60SL2G2 Datasheet HTML 52Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 102 page
background image
80960HA/HD/HT
42
Advance Information Datasheet
Figure 19. Output Delay and Output Float for TBSOV1 and TBSOF1
Figure 20. Output Delay and Output Float Waveform for TBSOV2 and TBSOF2
Figure 21. Input Setup and Hold Waveform for TBSIS2 and TBSIH2
TCK
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
TBSOV1
TDO
Valid
TBSOF1
TCK
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
TBSOV2
Non-Test
Valid
TBSOF2
Outputs
TCK
Non-Test
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
Valid
TBSIS2
TBSIH2
Inputs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More