| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HFD3/5L2SR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hongfa Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HFD3/5L2SR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hongfa Technology |
|
6 / 6 page ![]() T`h\mfA 81Ki ^\n` ja ij ojg`m\i^` ncjri di jpogdi` _dh`indjiA jpogdi` _dh`indji ^8hh3 ojg`m\i^` ncjpg_ ]` w759hhB jpogdi` _dh`indji `8hh \i_ ^<hh3 ojg`m\i^` ncjpg_ ]` w75:hhB jpogdi` _dh`indji `<hh3 ojg`m\i^` ncjpg_ ]` w75;hh5 91Vc` ojg`m\i^` rdocjpo di_d^\odib ajm RED g\tjpo dn \gr\tn w758hh5 :1Vc` rd_oc ja oc` bmd__dib dn 95<;hh5 Fdn^g\dh`m Vc` nk`^dad^\odji dn ajm m`a`m`i^` jigt5 U`` oj ,V`mhdijgjbt \i_ Ipd_`gdi`n, ajm hjm` diajmh\odji5 Uk`^dad^\odjin np]e`^o oj ^c\ib` rdocjpo ijod^`5 Y` ^jpg_ ijo `q\gp\o` \gg oc` k`majmh\i^` \i_ \gg oc` k\m\h`o`mn ajm `q`mt kjnnd]g` \kkgd^\odji5 Vcpn oc` pn`m ncjpg_ ]` di \ mdbco kjndodji oj ^cjjn` oc` npdo\]g` kmj_p^o ajm oc`dm jri \kkgd^\odji5 Ka oc`m` dn \it lp`mt3 kg`\n` ^jio\^o Jjiba\ ajm oc` o`^cid^\g n`mqd^`5 Jjr`q`m3 do dn oc` pn`mzn m`nkjind]dgdot oj _`o`mhdi` rcd^c kmj_p^o ncjpg_ ]` pn`_ jigt5 v Zd\h`i Jjiba\ Gg`^omj\^jpnod^ Ej53 No_5 Cgg mdbcon ja Jjiba\ \m` m`n`mq`_5 270?02A4?8@A82 2B?C4@ OCZKOWO UYKVEJKPI RQYGT Ejio\^o Epmm`io 87C 8C 877hC 87hX 87pC FE T`ndnodq` Nj\_ CE T`ndnodq` Nj\_ 87X 877X 8777X :7X 8 7 : 87 8 877 <7 <77 GPFWTCPEG EWTXG Ejio\^o Epmm`io 0C1 9 <SWNIK <7 WidoA hh A0>4 >0298<6 :7XFE T`ndnodq` Nj\_ 89<XCE T`ndnodq` Nj\_ V\k` Fdh`indjin 0U8 otk`A Ucjmo o`mhdi\g UOV1 C C D D 85< ; 9 8= 9hdi5 C4C D4D TGEQOOGPFGF YGNFKPI VGORGTCVWTG TGHNQY YGNFKPI3VGORGTCVWTG QP RED DQCTF 81Vcdn m`g\t dn cdbcgt n`indodq` kjg\mdu`_ m`g\t3 da ^jmm`^o kjg\mdot dn ijo \kkgd`_ oj oc` ^jdg o`mhdi\gn3 oc` m`g\t _j`n ijo jk`m\o` kmjk`mgt5 91Vj \qjd_ pndib m`g\tn pi_`m nomjib h\bi`od^ ad`g_ rcd^c rdgg ^c\ib` oc` k\m\h`o`mn ja m`g\tn np^c \n kd^f4pk qjgo\b` \i_ _mjk4jpo qjgo\b`5 :1T`g\t dn ji oc` {m`n`o| no\opn rc`i ]`dib m`g`\n`_ amjh noj^f3 rdoc oc` ^jind_`m\odji ja ncj^f mdn`i amjh om\indo \i_ m`g\t hjpiodib3 do ncjpg_ ]` ^c\ib`_ oj oc` {n`o| no\opn rc`i \kkgd^\odji0^jii`^odib oj oc` kjr`m npkkgt15 Rg`\n` m`n`o oc` m`g\t oj {n`o| jm {m`n`o| no\opn ji m`lp`no5 ;1 Gi`mbdudib ^jdg rdoc m\o`_ qjgo\b` dn ]\nd^ ajm ijmh\g jk`m\odji ja \ m`g\t3 kg`\n` h\f` npm` oc` `i`mbdu`_ qjgo\b` oj m`g\t ^jdg c\q` m`\^c`_ oc` m\o`_ qjgo\b`5 T`b\m_dib g\o^cdib m`g\t3 di jm_`m oj h\dio\di oc` ,n`o, jm ,m`n`o, no\opn3 dhkpgn` rd_oc ja oc` m\o`_ qjgo\b` \kkgd`_ oj ^jdg ncjpg_ ]` hjm` oc\i < odh`n ja ,n`o, jm ,m`n`o, odh`5 <1Hjm 9 ^jdg g\o^cdib m`g\t3 _j ijo `i`mbdu` qjgo\b` oj {n`o| ^jdg \i_ {m`n`o| ^jdg ndhpgo\i`jpngt5 =1Vc` m`g\t h\t ]` _\h\b`_ ]`^\pn` ja a\ggdib jm rc`i ncj^fdib ^ji_dodjin `s^``_ oc` m`lpdm`h`io5 >1Hjm UOV kmj_p^on3 q\gd_\odji rdoc m`\g \kkgd^\odji ncjpg_ ]` _ji` ]`ajm` tjpm n`md`n kmj_p^odji3 da oc` m`agjr4njg_`mdib o`hk`m\opm` ^pmq` dn jpo ja jpm m`^jhh`i_\odji5 I`i`m\ggt3 orj4odh` m`agjr4njg_`mdib dn ijo m`^jhh`i_`_ ajm oc` m`g\t5 Jjr`q`m3 da orj4odh` m`agjr4njg_`mdib dn m`lpdm`_3 \ =74hdi5 dio`mq\g ncjpg_ ]` bp\m\io``_ \i_ \ q\gd_\odji ncjpg_ ]` _ji` ]`ajm` kmj_p^odji5 ?1Ejio\^o dn m`^jhh`i_`_ ajm npdo\]g` ^ji_dodji \i_ nk`^dad^\odjin da r\o`m ^g`\idib jm npma\^` kmj^`nn dn diqjgq`_ di \nn`h]gdib m`g\tn ji RED5 @1T`b\m_dib oc` kg\nod^ n`\g`_ m`g\t3 r` ncjpg_ g`\q` do ^jjgdib i\opm\ggt piodgg ]`gjr ;7 jE \ao`m r`g_dib3 oc`i ^g`\i do \i_ _`\g rdoc ^j\odib3 m`h\mf\]gt oc` o`hk`m\opm` ja njgq`ion ncjpg_ \gnj ]` ^jiomjgg`_ ]`gjr ;7 jE5Rg`\n` \qjd_ ^g`\idib oc` m`g\t ]t pgom\njid^3 \qjd_ pndib oc` njgq`ion gdf` b\njgdi`3 Hm`ji3 \i_ nj ji3 rcd^c rjpg_ \aa`^o oc` ^jiadbpm\odji ja m`g\t jm diagp`i^` oc` `iqdmjih`io5 871C]jpo km`a`m\]g` ^ji_dodji ja jk`m\odji3 nojm\b` \i_ om\inkjmo\odji3 kg`\n` m`a`m oj ,Gskg\i\odji oj o`mhdijgjbt \i_ bpd_`odi`n ja m`g\t,5 97 ] : ] h\s5 ?59 759 75< 757< : ] h\s 0:5<1 @5@ 0 1 h\s59;< 997 8?7 8<7 h\s5 877 h\s5 9?7 h\s5 877 h\s5 =7 h\s5 = 6n h\s5 : 6n V`hk`m\opm` Rm`c`\odib Ujg_`mdib Vdh`0n1 AKVW ISRJNWNSRV/ T`ndnodq` gj\_3 \o ?< jE3 8n ji @n jaa5 |