công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8088 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 8088
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT HMOS MICROPROCESSOR
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

8088 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Intel Corporation

Back Button 8088 Datasheet HTML 19Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 20Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 21Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 22Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 23Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 24Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 25Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 26Page - Intel Corporation 8088 Datasheet HTML 27Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 30 page
background image
8088
AC TESTING INPUT OUTPUT WAVEFORM
231456 – 11
AC Testing Inputs are driven at 24V for a logic ‘‘1’’ and 045V
for a logic ‘‘0’’ Timing measurements are made at 15V for both a
logic ‘‘1’’ and logic ‘‘0’’
AC TESTING LOAD CIRCUIT
231456 – 12
CL Includes Jig Capacitance
WAVEFORMS (Continued)
BUS TIMINGMAXIMUM MODE SYSTEM
231456 – 15
23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30