công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

28F002BC bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 28F002BC
Giải thích chi tiết về linh kiện  28F002BC 2-MBIT (256K X 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

28F002BC bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Intel Corporation

Back Button 28F002BC Datasheet HTML 29Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 30Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 31Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 32Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 33Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 34Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 35Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 36Page - Intel Corporation 28F002BC Datasheet HTML 37Page - Intel Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 37 page
background image
E
28F002BC 2-MBIT BOOT BLOCK FLASH MEMORY
35
PRELIMINARY
APPENDIX A
ORDERING INFORMATION
E2 8 F 0 0 B
2 C- T1
0
2
Package
E = 40-Lead TSOP
P = 40-Lead PDIP
PA = 44-Lead PSOP
Product Line Designator
for all Intel Flash products
Density/Organization
00X = x8-only (X = 2)
Access Speed (ns)
80, 120
T = Top Boot
Architecture
B = Boot Block
0578_14
VALID COMBINATIONS:
40-Lead TSOP
40-Lead PDIP
44-Lead PSOP
Commercial 2 M
E28F002BC-T80
P28F002BC-T80
PA28F002BC-T80
E28F002BC-T120
P28F002BC-T120
PA28F002BC-T120



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37