công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L5300GJ bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L5300GJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  for car body applications
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L5300GJ bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button L5300GJ Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L5300GJ Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
19
SPECIAL DEVICES – INTEGRATED SOLENOID DRIVER - INJECTION GAS SYSTEM
Part number
Package
Operating range
V
CC (V)
Max supply
voltage V
CC (V)
Max on-state resistance R
DS(on) (mΩ)
Ipeak (A)
Clamp voltage
(min) (V)
Description
Excitation path
Recirculation path
L99SD01-E
PowerSSO‑36
6 to 28
40
60
60
14
44
Current‑sense amplifier with internal sense resistor
Ignition drivers
Part number
Package
Technology
High voltage
clamp (V
CL)
typ (V)
Current
limitation (I
lim)
max (A)
Power stage
saturation voltage
(V
CE SAT)
Supply voltage
(V
CC) min (V)
Supply voltage
(V
CC) max (V)
Supply current
on state (I
CC)
max (mA)
Description
(@ 6 A)
max (V)
(@ 15 A)
max (V)
VB525SP-E
PowerSO‑10
M1
380
11
2
4.5
5.5
40
Quasi proportional current driving
Current flag
VB526SP-E
PowerSO‑10
M1
360
11
2
4.5
5.5
40
Quasi proportional current driving
Current flag
VBG08H-E
OCTAPAK
BCD5S + IGBT
360
10.5
1.8 @
6.5 A
6
28
‑
Slow turn‑on
Soft shutdown
Coil current limiter
Current flag



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com