| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4989D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4989D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 22 page ![]() 5 HIGH-SIDE SWITCHES – DUAL CHANNEL Part number Package Technology Supply voltage (V CC) Absolute max supply voltage (V) Max on-state resistance R DS(on) max (mΩ) Drain current limit (I lim) typ (A) Digital status Current sense Multi-sense min (V) max (V) VND7140AJ-E PowerSSO‑16 M0‑7 4 28 38 140 12 • VND7050AJ-E PowerSSO‑16 M0‑7 4 28 38 50 30 • VND7040AJ-E PowerSSO‑16 M0‑7 4 28 38 40 34 • VND7030AJ-E PowerSSO‑16 M0‑7 4 28 38 30 56 • VND7020AJ-E PowerSSO‑16 M0‑7 4 28 38 20 63 • VND7012AY-E (*) PowerSSO‑36 M0‑7 4 28 38 12 75 • VND7004AY-E (**) PowerSSO‑36 M0‑7 4 28 38 4 100 • VND5E160MJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 160 10 • VND5E050MCJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 50 27 • VND5E050MCK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 50 27 • VND5E050MJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 50 27 • VND5E050MK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 50 27 • VND5E025MK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 25 60 • VND5E012MY-E PowerSSO‑36 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 12 74 • VND5E008MY-E PowerSSO‑36 M0‑5Enhanced (M vers.) 4.5 28 41 8 85 • VND5E160AJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 160 10 • VND5E160ASO-E SO‑16L M0‑5Enhanced 4.5 28 41 160 10 • VND5E160J-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 160 10 • VND5E050ACJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050ACK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050AJ-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050AK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050ASO-E SO‑16L M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050J-E PowerSSO‑12 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E050K-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 50 27 • VND5E025AK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 60 • VND5E025AY-E PowerSSO‑36 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 47 • VND5E025AS-E SO‑16L M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 60 • VND5E025BK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 60 • VND5E025LK-E PowerSSO‑24 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 40 • VND5E025NAY-E PowerSSO‑36 M0‑5Enhanced 4.5 28 41 25 60 • |