công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSM2163 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện SSM2163
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digitally Controlled 8 3 2 Audio Mixer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

SSM2163 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button SSM2163 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices SSM2163 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
SSM2163
REV. 0
–9–
10
0%
100
90
1µS
1V
VS = ±5V
NO LOAD
TA = +25°C
Figure 14. Large Signal Transient Response
10
0%
100
90
1µS
1V
VS = ±5V
NO LOAD
TA = +25°C
Figure 15. Large Signal Transient Response
FREQUENCY – Hz
0.0
–10.00
20
20k
–20.00
100
–30.00
–40.00
–50.00
1k
–70.00
–80.00
10k
–60.00
–90.00
–100.00
VS = ±5V
LPF = 22kHz
RL = 100kΩ
TA = +25°C
Figure 16. Noise Amplitude vs. Frequency
10
0%
100
90
50mS
20mV
VS = ±5V
TA = +25°C
AV = 100
Figure 17. Broadband Noise
FREQUENCY – Hz
0.0
–10.00
20
20k
–20.00
100
–30.00
–40.00
–50.00
1k
–70.00
–80.00
10k
–60.00
VS = ±5V
VIN = CHANNEL 1 0dBu
AV = 0dB
LPF = 22kHz
RL = 100kΩ
TA = +25°C
RIGHT OUTPUT WITH VIN STEERED FULL LEFT
LEFT OUTPUT WITH VIN STEERED FULL RIGHT
Figure 18. Output Channel Separation vs. Frequency
30
25
20
15
10
5
0
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
SUPPLY VOLTAGE –
±V
TA = +25°C
RL = 100kΩ
ISY+
ISY–
Figure 19. Supply Current vs. Supply Voltage
OBSOLETE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com