công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD2.7EB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NEC

tên linh kiện RD2.7EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DHD ZENER DIODE DO-35
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

RD2.7EB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NEC

Back Button RD2.7EB Datasheet HTML 2Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 3Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 4Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 5Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 6Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 7Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 8Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 9Page - NEC RD2.7EB Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
RD2.0E to RD200E
6
100 m
10 m
1 m
µ
µ
10
µ
1
100 n
10 n
1 n
Vz – Zener Voltage – V
TA = 25 ˚C
TYP.
RD33E
Fig. 5 ZENER CURRENT vs.
ZENER VOLTAGE
100
025
30
35
40
RD36E
RD39E
100 m
10 m
1 m
µ
µ
10
µ
1
100 n
10 n
1 n
Vz – Zener Voltage – V
Fig. 7 ZENER CURRENT vs.
ZENER VOLTAGE
100
0
120
150
180
210
TA = 25 ˚C
TYP.
RD130E
RD140E
RD150E
RD160E
RD170E
RD180E
RD190E
RD200E
100 m
10 m
1 m
µ
µ
10
µ
1
100 n
10 n
1 n
TA = 25 ˚C
TYP.
RD56E
Fig. 6 ZENER CURRENT vs.
ZENER VOLTAGE
100
0 30
60
90
120
RD68E
Vz – Zener Voltage – V
RD47E
RD43E
RD62E
RD75E
RD82E
RD120E
RD110E
RD100E
RD91E
P = 500
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com