công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF167CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện SF167CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SF167CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SF167CT Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SF167CT Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.1- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT
FIG.5-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.6-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
4
8
12
16
20
24
175
150
125
100
75
50
25
0
(+)
(+)
25Vdc
(approx.)
( )
( )
10
NONINDUCTIVE
50
NONINDUCTIVE
W
W
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
OSCILLISCOPE
(NOTE 1)
1
NON-
INDUCTIVE
W
NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm.22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
|
|
|
|
|
|
|
|
1cm
SET TIME BASE FOR
50 / 10ns / cm
trr
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
D.U.T.
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
DERATING CURVE
25
0
50
75
100
125
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0
0
25
50
75
100
125
150
175
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.3-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4 1.6
1.8
3.0
Tj=25 C
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SF161CT THRU SF167CT)
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.4-TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
3.0
Tj=100 C
Tj=25 C
0
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
20
40
60
80
100 120 140
123
CASE TEMPERATURE,( C)



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com