| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS9161A bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS9161A bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Integrated Circuit Systems |
|
14 / 15 page ![]() 14 ICS9161A Ordering Information ICS9161A-01CN16 Example: ICS XXXX- PPP M X#W Prefix ICS, AV=Standard Device Device Type (consists of 3 or 4 digit numbers) Pattern Number (2 or 3 digit number for parts with ROM code patterns, if applicable) Package Type N=DIP (Plastic) Lead Count & Package Width Lead Count=1, 2 or 3 digits W=.3” SOIC or .6” DIP; None=Standard Width 16-Pin PDIP Package |