| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95080-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95080-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 4 page ![]() List of tables M95080-W M95080-R M95080-DF 4/44 DocID022540 Rev 4 List of tables Table 1. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 2. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 4. Significant bits within the two address bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 6. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 8. Operating conditions (M95080-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 9. Operating conditions (M95080-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 10. Operating conditions (M95080-DF, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 11. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 12. Cycling performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 13. Memory cell data retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 14. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 15. DC characteristics (M95080-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 16. DC characteristics (M95080-R or M95080-DF, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 17. AC characteristics (M95080-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 18. AC characteristics (M95080-R or M95080-DF, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 19. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, mechanical data . . . . . . . . . . . 39 Table 20. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 21. UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead 2 x 3 mm, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 22. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 23. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 |