công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3B32 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện 3B32
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isolated, Process Current Input
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

3B32 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  3B32 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices 3B32 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
3B32
Rev. 0 | Page 5 of 8
PIN CONFIGURATIONS AND FUNCTIONAL DESCRIPTIONS
Figure 3 3B32 Input Field Connections
Table 1. Pin Function Descriptions—
Pin No.
Description
1
n/c
2
HI
3
LO
4
n/c
Figure 4 . Model 3B Series Module, with pin-out assignments.
ESD CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily accumulate on the human
body and test equipment and can discharge without detection. Although this product features proprietary ESD
protection circuitry, permanent damage may occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges.
Therefore, proper ESD precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com