công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG381AMIL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG381AMIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Analog Switches
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

DG381AMIL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  DG381AMIL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix DG381AMIL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
DG381A_MIL/390A_MIL
Vishay Siliconix
Document Number: 71401
S-02967—Rev. A, 22-Jan-01
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
Leakage vs. Temperature
Switching Time vs. Power Supply Voltage
Off Isolation and Crosstalk vs. Frequency
Supply Curents vs. Switching Frequency
f – Frequency (Hz)
f – Frequency (Hz)
Temperature (
_C)
V+, V– Positive and Negative Supplies (V)
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
10 pA
100 pA
1 nA
10 nA
120
20
10 k
100 k
1 M
10 M
100
80
60
40
15
0
5
10
1 k
10 k
100 k
1 M
10
400
350
300
250
200
150
100
50
0
12
14
16
18
20
22
V+ = 15 V
V– = –15 V
tOFF
tON
Switching Time vs. Temperature
Temperature (
_C)
–55
400
350
300
250
200
150
100
50
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
0
170
150
130
110
90
70
50
30
10
02
4
6
8
10
12
14
rDS(on) vs. Analog and Positive Supply Voltage
V+, V– Positive and Negative Supplies (V)
100 nA
–I
+I
V+ = 15 V
V– = –15 V
V+ = 15 V
V– = –15 V
VS, VD = "14 V
ID(on)
ID(off) or IS(off)
tOFF
tON
V+ = 15 V
V– = –15 V
VS = 3 V
V+ = 5 V
V+ = 10 V
V+ = 15 V
V– = 0 V
TA = 25_C
V+ = 15 V
V– = –15 V
RL= 50 W
Off Isolation
Crosstalk



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com