công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC670DB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC670DB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 x 4 register file 3-state
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC670DB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

  74HC670DB Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC670DB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
December 1990
9
Philips Semiconductors
Product specification
4 x 4 register file; 3-state
74HC/HCT670
PACKAGE OUTLINES
See
“74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines”.
Fig.9
Waveforms showing the read enable (RE) to output (Qn) enable and disable times, and the read enable
pulse width.
(1)
HC : VM = 50%; VI = GND to VCC.
HCT : VM = 1.3 V; VI = GND to 3 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com