| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STOD02 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STOD02 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 23 page ![]() Application STOD02 6/23 Doc ID 15245 Rev 3 4 Application Figure 3. Typical application circuit A A Table 5. Typical external components Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit L1 Inductor 4.7 µH L2 Inductor 4.7 µH CIN Ceramic capacitor SMD 4.7 µF C01, C02 Ceramic capacitor SMD 4.7 µF Cref Ceramic capacitor SMD 1 µF |