| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GMS36140 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GMS36140 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Hynix Semiconductor |
|
21 / 110 page ![]() 2-5 Chapter 2. GMS37XXX Pin Circuit - CMOS output. - "L" output at reset. - High current output source. REMOUT O - Built in MOS Tr for pull-up, about 140 Ï. K0 ~ K3 I pull-up Pin I/O Note I/O circuit - CMOS output. - "H" output at reset. (Option) - Built in MOS Tr for pull-up, about 140 Ï. R0 ~ R3 I/O pull-up - Open drain output. - "L" output at reset. D0 ~ D9 O |