công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L9856 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L9856
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage high-side driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9856 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button L9856 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L9856 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
L9856
Timing diagrams
11/14
3
Timing diagrams
Figure 3.
Input/output timing diagram
Figure 4.
Reset timing diagram
IN
RES
HO
tplhi
Recharge
OFF
ON
t
off-rech
t rx
10%
90%
90%
10%
Vs
DTHON
t
on-rech
tphli
DTHOFF
t fx
IN
RES
HO
tplhi
Recharge
OFF
ON
t
off-rech
t rx
10%
90%
90%
10%
Vs
DTHON
t
on-rech
tphli
DTHOFF
t fx
IN
RES
HO
t phlr
t plhr
IN
RES
HO
t phlr
t plhr



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com