công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMPS650 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics

tên linh kiện HMPS650
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HSMC [Hi-Sincerity Mocroelectronics]
Trang chủ  http://www.hsmc.com.tw
Logo HSMC - Hi-Sincerity Mocroelectronics

HMPS650 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics

  HMPS650 Datasheet HTML 1Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics HMPS650 Datasheet HTML 2Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics HMPS650 Datasheet HTML 3Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics HMPS650 Datasheet HTML 4Page - Hi-Sincerity Mocroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
HI-SINCERITY
MICROELECTRONICS CORP.
Spec. No. : HE6327-B
Issued Date : 1992.09.09
Revised Date : 2000.09.20
Page No. : 1/4
HSMC Product Specification
HMPS650
NPN SILICON TRANSISTOR
Description
The HMPS650 is designed for audio transistor.
Absolute Maximum Ratings
• Maximum Temperatures
Storage Temperature ............................................................................................ -55 ~ +150
°C
Junction Temperature ................................................................................... +150
°C Maximum
• Maximum Power Dissipation
Total Power Dissipation (Ta=25
°C) ............................................................................... 625 mW
• Maximum Voltages and Currents (Ta=25°C)
VCBO Collector to Base Voltage ........................................................................................ 60 V
VCEO Collector to Emitter Voltage ..................................................................................... 40 V
VEBO Emitter to Base Voltage ............................................................................................. 5 V
IC Collector Current .............................................................................................................. 2 A
Characteristics (Ta=25
°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
40
-
-
V
IC=10mA, IB=0
BVCEO
60
-
-
V
IC=100uA, IE=0
BVEBO
5
-
-
V
IE=10uA, IC=0
ICBO
-
-
100
nA
VCB=60V, IE=0
IEBO
-
-
100
nA
VEB=4V, IC=0
*VCE(sat)1
-
-
0.5
V
IC=2A, IB=200mA
*VCE(sat)2
-
-
0.3
V
IC=1A, IB=100mA
VBE(on)
-
-
1
V
VCE=2V, IC=1A
*VBE(sat)
-
-
1.2
V
IC=1A, IB=100mA
*hFE1
75
-
-
VCE=2V, IC=50mA
*hFE2
75
-
-
VCE=2V, IC=500mA
*hFE3
75
-
-
VCE=2V, IC=1A
*hFE4
40
-
-
VCE=2V, IC=2A
ft
75
-
-
MHz
VCE=5V, IC=50mA, f=100MHz
*Pulse Test : Pulse Width
≤380us, Duty Cycle≤2%


Số phần tương tự - HMPS650

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS651 HSMC-HMPS651 Datasheet
39Kb / 4P
NPN SILIOCN TRANSISTOR
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
PNP SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - HMPS650

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Electronics
2N3414 MICRO-ELECTRONICS-2N3414 Datasheet
48Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
NPN SILICON TRANSISTOR
BA1A4M NEC-BA1A4M Datasheet
133Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1698 NEC-2SD1698 Datasheet
116Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1701 NEC-2SD1701 Datasheet
117Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N1616 SEME-LAB-2N1616 Datasheet
22Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
MPS3417 CENTRAL-MPS3417 Datasheet
58Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com