công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9701-F4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NEC

tên linh kiện PS9701-F4
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED DIGITAL OUTPUT TYPE 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

PS9701-F4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NEC

Back Button PS9701-F4 Datasheet HTML 4Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 5Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 6Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 7Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 8Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 9Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 10Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 11Page - NEC PS9701-F4 Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Data Sheet P11437EJ4V0DS00
9
PS9701
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
(1) Infrared reflow soldering
• Peak reflow temperature
235
°C (package surface temperature)
• Time of temperature higher than 210
°C
30 seconds or less
• Number of reflows
Three
• Flux
Rosin flux containing small amount of chlorine (The flux with a
maximum chlorine content of 0.2 Wt % is recommended.)
60 to 90 s
(preheating)
210 ˚C
120 to 160 ˚C
Time (s)
(heating)
to 10 s
to 30 s
235 ˚C (peak temperature)
Recommended Temperature Profile of Infrared Reflow
(2) Dip soldering
• Temperature
260
°C or below (molten solder temperature)
• Time
10 seconds or less
• Number of times
One
• Flux
Rosin flux containing small amount of chlorine (The flux with a maximum chlorine content of
0.2 Wt % is recommended.)
(3) Cautions
•Fluxes
Avoid removing the residual flux with freon-based and chlorine-based cleaning solvent.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com