công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELJRF18NFB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ELJRF18NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed Inductors (Chip Inductors)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ELJRF18NFB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  ELJRF18NFB Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ELJRF18NFB Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
Fixed Inductors (Chip Inductors)
1
10
100
1000
10
100
1000
10000
10
20
30
40
50
60
70
80
10
100
1000
10000
1N0
2N2
22N
10N
47N
R10
2N2
4N7
10N
22N
47N
R10
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
■ Typical Characteristics
● Q-Frequency Characteristics (Typ.)
●L-Frequency Characteristics (Typ.)
Part No
Inductance (nH)(Typ.)
Q(Typ.)
800MHz 900MHz
1.8GHz
2.0GHz
2.4GHz
800MHz 900MHz
1.8GHz
2.0GHz
2.4GHz
ELJRF1N0
□FB
0.95
0.95
0.96
0.96
0.97
31.8
33.8
47.2
49.6
54.0
ELJRF1N2
□FB
1.23
1.24
1.24
1.25
1.25
31.0
33.0
43.4
45.6
49.7
ELJRF1N5
□FB
1.51
1.51
1.53
1.53
1.54
32.9
34.9
48.6
50.9
55.4
ELJRF1N8
□FB
1.85
1.85
1.87
1.88
1.90
31.1
33.1
45.9
48.1
52.1
ELJRF2N2
□FB
2.11
2.12
2.15
2.16
2.19
28.3
30.1
41.6
43.6
47.2
ELJRF2N7
□FB
2.63
2.63
2.68
2.70
2.73
28.0
28.7
39.6
41.4
44.7
ELJRF3N3
□FB
3.27
3.28
3.35
3.37
3.42
29.9
31.7
43.7
45.7
49.2
ELJRF3N9
□FB
3.73
3.74
3.82
3.85
3.91
29.7
31.5
43.4
45.4
48.8
ELJRF4N7
□FB
4.77
4.78
4.92
4.96
5.07
33.9
35.9
49.0
51.1
54.6
ELJRF5N6
□FB
5.70
5.70
5.80
5.90
6.20
30.0
31.0
40.0
41.0
42.8
ELJRF6N8
□FB
6.91
6.93
7.21
7.29
7.51
28.9
30.7
41.3
42.7
45.0
ELJRF8N2
□FB
8.31
8.33
8.73
8.86
9.19
31.0
32.9
43.9
45.3
47.4
ELJRF10N
□FB
10.21
10.25
10.77
10.94
11.37
29.8
31.6
42.1
43.5
45.6
ELJRF12N
□FB
12.3
12.3
13.1
13.3
14.0
30.8
32.6
42.9
44.1
45.4
ELJRF15N
□FB
15.3
15.4
16.5
16.9
17.9
28.8
30.4
39.5
40.4
41.2
ELJRF18N
□FB
18.4
18.6
20.2
20.8
22.3
31.1
32.8
41.6
42.1
41.7
ELJRF22N
□FB
23.7
23.9
27.5
28.8
32.5
31.3
32.9
39.6
39.4
37.2
ELJRF27N
□FB
28.3
28.5
32.8
34.4
38.8
28.4
29.9
36.0
35.8
33.7
ELJRF33N
□FB
34.6
35.1
43.4
46.8
57.5
28.4
29.7
33.7
32.9
29.2
ELJRF39N
□FB
40.8
41.4
49.9
53.2
63.3
25.6
26.9
31.1
30.5
27.5
ELJRF47N
□FB
49.6
50.3
62.1
66.8
81.8
22.7
23.8
26.9
26.2
23.2
ELJRF56N
□FB
58.4
59.1
69.9
74.1
86.2
23.8
25.0
28.9
28.3
25.6
ELJRF68N
□FB
71.9
72.9
90.4
97.5
119.9
22.3
23.3
25.4
24.3
20.4
ELJRF82N
□FB
86.6
87.8
107.8
115.7
140.6
21.9
22.9
25.5
24.6
21.3
ELJRFR10
□FB
105.5
106.8
128.2
136.5
161.3
21.0
21.9
25.0
24.4
21.9
□ : Symbol of Tolerance
■ Reference Date
■ ELJRF Type
Nov. 2013
02
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com