công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD360B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện SD360B
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

SD360B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  SD360B Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SD360B Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SD360B Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SD360B Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd SD360B Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N0566, Rev. A
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
•
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
SD360B
SD360B STANDARD RECTIFIER
Features:
Glass Passivated Die Construction
Ideally Suited for Automatic Assembly
Low Forward Voltage Drop
Surge Overload Rating to 200A Peak
Low Power Loss
Built Strain Relief
Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request
Mechanical data:
Case: Molded Plastic
Terminals: Solder Plated , Solderable Per MIL-STD 750 ,Method 2026
Polarity: Cathode Band or Cathode Notch
Marking: Type Number
Weight: 0.68 grams(Approx)
Mechanical Dimensions: In mm
SMB


Số phần tương tự - SD360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
SD360B SMCDIODE-SD360B Datasheet
338Kb / 4P
SD360B STANDARD RECTIFIER
Rev. B
More results

Mô tả tương tự - SD360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
DMA10P1600PZ IXYS-DMA10P1600PZ Datasheet
140Kb / 5P
Standard Rectifier
DSI30-12AS IXYS-DSI30-12AS Datasheet
140Kb / 5P
Standard Rectifier
DMA10IM1200UZ IXYS-DMA10IM1200UZ Datasheet
195Kb / 5P
Standard Rectifier
DMA50P1200HR IXYS-DMA50P1200HR Datasheet
403Kb / 5P
Standard Rectifier
DSP25-12AT IXYS-DSP25-12AT Datasheet
150Kb / 5P
Standard Rectifier
DSP45-12AZ IXYS-DSP45-12AZ Datasheet
142Kb / 5P
Standard Rectifier
DMA30IM1600PZ IXYS-DMA30IM1600PZ Datasheet
141Kb / 5P
Standard Rectifier
DMA50P1600HB IXYS-DMA50P1600HB Datasheet
355Kb / 5P
Standard Rectifier
DSI30-16A IXYS-DSI30-16A Datasheet
323Kb / 5P
Standard Rectifier
DSP45-16AZ IXYS-DSP45-16AZ Datasheet
142Kb / 5P
Standard Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com