công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFS6-PS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện SFS6-PS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slim compact safety relay
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

SFS6-PS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  SFS6-PS Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor SFS6-PS Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
SFS
4
ds_61410_en_sfs: 031213D
COIL DATA (at 20
C 68F)
Note: The nominal operating current of the LED indication type increases approximately 2 mA because of the light emitting diode display.
Contact arrangement
Nominal
voltage, V DC
Pick-up
voltage, V DC
(max.)
(initial)
Drop-out
voltage, V DC
(min.)
(initial)
Nominal
operating
current, mA
(
10%)
Coil resistance
 (10%)
Nominal
operating
power, mW
Max. allowable
voltage, V DC
4 poles
2 Form A/2 Form B
12
9
1.2
30
400
Approx. 360
13.2
18
13.5
1.8
20
900
19.8
21
15.75
2.1
17.1
1,225
23.1
24
18
2.4
15
1,600
26.4
48
36
4.8
7.5
6,400
52.8
3 Form A/1 Form B
12
9
1.2
30
400
13.2
18
13.5
1.8
20
900
19.8
21
15.75
2.1
17.1
1,225
23.1
24
18
2.4
15
1,600
26.4
48
36
4.8
7.5
6,400
52.8
6 poles
4 Form A/2 Form B
12
9
1.2
41.7
288
Approx. 500
13.2
18
13.5
1.8
27.8
648
19.8
21
15.75
2.1
23.8
882
23.1
24
18
2.4
20.8
1,152
26.4
48
36
4.8
10.4
4,608
52.8
5 Form A/1 Form B
12
9
1.2
41.7
288
13.2
18
13.5
1.8
27.8
648
19.8
21
15.75
2.1
23.8
882
23.1
24
18
2.4
20.8
1,152
26.4
48
36
4.8
10.4
4,608
52.8
3 Form A/3 Form B
12
9
1.2
41.7
288
13.2
18
13.5
1.8
27.8
648
19.8
21
15.75
2.1
23.8
882
23.1
24
18
2.4
20.8
1,152
26.4
48
36
4.8
10.4
4,608
52.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com