công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P0220SCMCL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Littelfuse

tên linh kiện P0220SCMCL
Giải thích chi tiết về linh kiện  MicroCapacitance (MC) SC SIDACtor Device
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

P0220SCMCL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Littelfuse

  P0220SCMCL Datasheet HTML 1Page - Littelfuse P0220SCMCL Datasheet HTML 2Page - Littelfuse P0220SCMCL Datasheet HTML 3Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.littelfuse.com
3 - 6
© 2006 Littelfuse • Telecom Design Guide
MicroCapacitance (MC) SC SIDACtor® Device
Note: Off-state capacitance (CO) is measured at 1 MHz with a 2 V bias.
Thermal Considerations
Package
Symbol
Parameter
Value
Unit
DO-214AA
TJ
Operating Junction Temperature Range
-40 to +150
°C
TS
Storage Temperature Range
-65 to +150
°C
RθJA
Thermal Resistance: Junction to Ambient
90
°C/W
Capacitance Values
Part Number
pF
MIN
MAX
P0080SCMCL
35
75
P0220SCMCL
30
65
P0300SCMCL
25
45
P0640SCMCL
55
85
P0720SCMCL
50
75
P0900SCMCL
45
70
P1100SCMCL
45
70
P1200SCMCL
45
65
P1300SCMCL
40
60
P1500SCMCL
35
55
P1800SCMCL
35
50
P2000SCMCL
35
50
P2100SCMCL
30
50
P2300SCMCL
30
50
P2500SCMCL
30
45
P2600SCMCL
30
45
P3100SCMCL
30
45
P3500SCMCL
25
40



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com