công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4060_2014 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SC4060_2014
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SC4060_2014 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SC4060_2014 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC4060_2014 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product Specification
Website:www.jmnic.com
Silicon NPN Power Transistor
2SC4060
DESCRIPTION
・High Collector-Emitter Sustaining Voltage-
: VCEO(SUS)= 450V(Min)
・High Switching Speed
・High Reliability
APPLICATIONS
・Designed for switching regulator and general purpose
applications.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
600
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
450
V
VEBO
Emitter-Base voltage
7
V
IC
Collector Current-Continuous
20
A
ICM
Collector Current-Peak
40
A
IB
Base Current-Continuous
7
A
IBM
Base Current-Peak
14
A
PC
Collector Power Dissipation
@ TC=25℃
150
W
TJ
Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
0.83
℃/W


Số phần tương tự - 2SC4060_2014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC4060 JMNIC-2SC4060_15 Datasheet
63Kb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SC4060_2014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Semiconductor
MRF342 ASI-MRF342 Datasheet
145Kb / 1P
SILICON POWER NPN TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2333 NEC-2SC2333 Datasheet
167Kb / 3P
NPN Silicon Power Transistor
logo
Continental Device Indi...
C13003 CDIL-C13003 Datasheet
160Kb / 4P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
CFC4662 CDIL-CFC4662 Datasheet
106Kb / 3P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Bourns Electronic Solut...
BUT11 BOURNS-BUT11 Datasheet
128Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
BUX84 BOURNS-BUX84 Datasheet
125Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N2880 MICROSEMI-2N2880_1 Datasheet
45Kb / 2P
NPN POWER SILICON TRANSISTOR
2N5002 MICROSEMI-2N5002 Datasheet
58Kb / 2P
NPN POWER SILICON TRANSISTOR
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF10031 MA-COM-MRF10031 Datasheet
195Kb / 5P
Microwave Power Silicon NPN Transistor Microwave Power Silicon NPN Transistor
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
TIP35CF KISEMICONDUCTOR-TIP35CF Datasheet
5Mb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com