công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TO-252 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện TO-252
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sample Instructions for Choosing a Packing Option
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

TO-252 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  TO-252 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse TO-252 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Data Sheets
Packing Options
2004 Littelfuse, Inc.
M3 - 3
http://www.littelfuse.com
Thyristor Product Catalog
+1 972-580-7777
TO-92 (3-lead) Reel Pack (RP) Radial Leaded
Meets all EIA-468-B 1994 Standards
TO-92 (3-lead) Ammo Pack (AP) Radial Leaded
Meets all EIA-468-B 1994 Standards
0.708
(18.0)
1.6
(41.0)
0.5
(12.7)
0.1 (2.54)
0.2 (5.08)
0.236
(6.0)
0.02 (0.5)
Direction of Feed
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
1.97
(50.0)
14.17(360.0)
Flat up
1.26
(32.0)
0.098 (2.5) MAX
MT1 / Cathode
MT2 / Anode
Gate
0.354
(9.0)
0.157 DIA
(4.0)
Flat down
25 Devices per fold
MT1 / Cathode
MT2 / Anode
Gate
Direction
of Feed
Dimensions
are in inches
(and millimeters).
0.708
(18.0)
1.62
(41.2)
0.5
(12.7)
0.1 (2.54)
0.2 (5.08)
0.236
(6.0)
0.02 (0.5)
1.85
(47.0)
13.3
(338.0)
1.27
(32.2)
0.098 (2.5) MAX
12.2
(310.0)
1.85
(47.0)
0.354
(9.0)
0.157
DIA
(4.0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8