công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B32560 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - TDK Electronics

tên linh kiện B32560
Giải thích chi tiết về linh kiện  Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

B32560 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - TDK Electronics

Back Button B32560 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics B32560 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 32 page
background image
Pulse handling capability
"dV/dt" represents the maximum permissible voltage change per unit of time for non-sinusoidal
voltages, expressed in V/
µs.
"k0" represents the maximum permissible pulse characteristic of the waveform applied to the
capacitor, expressed in V2/
µs.
Note:
The values of dV/dt and k0 provided below must not be exceeded in order to avoid damaging the
capacitor.
dV/dt values
Lead spacing
7.5 mm
10 mm
15 mm
22.5 mm
27.5 mm
VR
VRMS
V DC
V AC
dV/dt in V/
µs
63
40
120
60
100
63
150
75
50
50
25
250
160
200
150
100
100
50
400
200
275
175
125
125
60
420
200
60
630
350
320
150
630
400
320
1000
500
360
k0 values
Lead spacing
7.5 mm
10 mm
15 mm
22.5 mm
27.5 mm
VR
VRMS
V DC
V AC
k0 in V2/
µs
63
40
15 000
7500
100
63
30 000
15 000
10 000
10 000
5 000
250
160
100 000
75 000
50 000
50 000
25 000
400
200
220 000
140 000
100 000
100 000
50 000
420
200
50 000
630
350
400 000
190 000
630
400
400 000
1000
500
720 000
B32560 ... B32564
General purpose (stacked) SilverCapTM
Page 13 of 32
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com