công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECQE2104F bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECQE2104F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polyester Film Capacitor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECQE2104F bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECQE2104F Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 12Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 13Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 14Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 15Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 16Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 17Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 18Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 19Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 19 page
background image
Temperature Characteristics
Frequency Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
100000
0
2
4
6
8
10
1
10
100
1000
10000
-10
-5
0
5
10
1
10
100
1000
10000
1.E+07
1.E+08
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
1.E+13
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
-10
-5
0
5
10
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
ECQE(F) Type 125VAC Series (Metallized Polyester Film)
Erectrical Characteristics <Typical Data>
at 1kHz
Temperature (Degree C)
Temperature (Degree C)
at 1kHz
at DC100V
Temperature (Degree C)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
0.47uF
0.1uF
0.047uF
0.47uF
0.1uF
0.047uF
0.47uF
0.1uF
0.01uF
0.47uF
0.1uF
0.047uF
0.047uF
0.1uF
0.47uF
0.047uF
0.1uF
0.47uF
0.01uF
0.01uF
0.047uF
0.01uF
0.01uF
0.01uF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com