công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSC151J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện KSC151J
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Tact Switch for SMT
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

KSC151J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  KSC151J Datasheet HTML 1Page - C&K Components KSC151J Datasheet HTML 2Page - C&K Components KSC151J Datasheet HTML 3Page - C&K Components KSC151J Datasheet HTML 4Page - C&K Components KSC151J Datasheet HTML 5Page - C&K Components KSC151J Datasheet HTML 6Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
B–36
Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
9 Apr 14
+0,3
6,2 0
ø 2
4˚ max
R0,2
smooth surface
+0,3
6,2 0
2,
+0,3
6,2 0
ø 2,8
+0,3
6,2 0
ø 4,7
ø 2,9
ACTUATOR
KSC4 SOFT, 5,2 mm HIGH
KSC7 SOFT, 4,3 mm HIGH, BLUE ACTUATOR
KSC1 WITHOUT, 2.5 mm HIGH
KSC Series
Sealed Tact Switch for SMT
KSC2 SOFT, 3,5 mm HIGH
KSC3 HARD, 3,5 mm HIGH
+0,3
6,2 0
ø 2,9
KSC6 HARD, 7,7 mm HIGH
NOTE: Soft material available are
silicon 50 SH / 70 SH and EPDM,
please refer to KSC-ST datasheet.
+0,3
6,2 0
ø 3
KSC8 HARD, 4,9 mm HIGH
ø 2,96
ø 4,7
+0,3
6,2 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6