công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSC243JLFG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện KSC243JLFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Tact Switch for SMT
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

KSC243JLFG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  KSC243JLFG Datasheet HTML 1Page - C&K Components KSC243JLFG Datasheet HTML 2Page - C&K Components KSC243JLFG Datasheet HTML 3Page - C&K Components KSC243JLFG Datasheet HTML 4Page - C&K Components KSC243JLFG Datasheet HTML 5Page - C&K Components KSC243JLFG Datasheet HTML 6Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
B–36
Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
9 Apr 14
+0,3
6,2 0
ø 2
4˚ max
R0,2
smooth surface
+0,3
6,2 0
2,
+0,3
6,2 0
ø 2,8
+0,3
6,2 0
ø 4,7
ø 2,9
ACTUATOR
KSC4 SOFT, 5,2 mm HIGH
KSC7 SOFT, 4,3 mm HIGH, BLUE ACTUATOR
KSC1 WITHOUT, 2.5 mm HIGH
KSC Series
Sealed Tact Switch for SMT
KSC2 SOFT, 3,5 mm HIGH
KSC3 HARD, 3,5 mm HIGH
+0,3
6,2 0
ø 2,9
KSC6 HARD, 7,7 mm HIGH
NOTE: Soft material available are
silicon 50 SH / 70 SH and EPDM,
please refer to KSC-ST datasheet.
+0,3
6,2 0
ø 3
KSC8 HARD, 4,9 mm HIGH
ø 2,96
ø 4,7
+0,3
6,2 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6