công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS2811-1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NEC

tên linh kiện PS2811-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH CTR 4, 16-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

PS2811-1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NEC

  PS2811-1 Datasheet HTML 1Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 2Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 3Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 4Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 5Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 6Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 7Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 8Page - NEC PS2811-1 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Data Sheet P14763EJ1V0DS00
5
PS2811-1,PS2811-4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25
°°°°C)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Diode
Forward Voltage
VF
IF = 5 mA
1.15
1.4
V
Reverse Current
IR
VR = 5 V
5
µA
Terminal Capacitance
Ct
V = 0 V, f = 1 MHz
30
pF
Transistor
Collector to Emitter Current
ICEO
IF = 0 mA, VCE = 40 V
100
nA
Coupled
Current Transfer Ratio
(IC/IF)
*1
CTR
IF = 1 mA, VCE = 5 V
100
200
400
%
Collector Saturation Voltage
VCE (sat)
IF = 1 mA, IC = 0.2 mA
0.3
V
Isolation Resistance
RI-O
VI-O = 1 kVDC
10
11
Isolation Capacitance
CI-O
V = 0 V, f = 1 MHz
0.4
pF
Rise Time
*2
tr
VCC = 5 V, IC = 2 mA, RL = 100
4
µs
Fall Time
*2
tf
5
*1 CTR rank
PS2811-1
N : 100 to 400 (%)
K : 200 to 400 (%)
L : 150 to 300 (%)
M : 100 to 200 (%)
PS2811-4
N : 100 to 400 (%)
*2 Test circuit for switching time
VCC
VOUT
IF
RL = 100
50
Pulse Input
In monitor
PW = 100 s
Duty cycle = 1/10
µ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com