công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LST2425X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện LST2425X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Coaxial Pigtailed Laser Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

LST2425X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  LST2425X Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) LST2425X Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) LST2425X Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) LST2425X Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) LST2425X Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) LST2425X Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
518
A
B
C
D
H
TYP.
12.60
7.62
2.54
30.00
A
B
C
D
DIM.
4
3
2
1
5
6
7
8
C/L
E
PIN 1 INDICATOR
F
I
G
4
3
2
1
5
6
7
8
CASE
FUNCTION
NO CONNECTION
MONITOR ANODE (-VE)
MONITOR CATHODE (+VE)
NO CONNECTION
NO CONNECTION
LASER CATHODE (-VE)
LASER ANODE (+VE)
1
2
3
4
5
6
7
PIN
(CONNECTED TO HEADER)
NO CONNECTION
8
TYP.
10.20
12.60
4.26
3.53
E
F
G
H
DIM.
NOTE:
PINS 1, 4, 5 AND 8 ARE ISOLATED
FROM THE INTERNAL CIRCUITRY,
BUT ARE ELECTRICALLY CONNECTED
TO EACH OTHER.
PINS 1, 4, 5, & 8 – 0.51 x 0.38 NOM.
PINS 2, 3, 6, & 7 – 0.4/0.5 DIA.
K
J
TYP.
2.54
8.60
3.20
I
J
K
DIM.
OPTION 1
LST3421 Specification – All dimensions in mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6