công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS2715-1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NEC

tên linh kiện PS2715-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

PS2715-1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NEC

  PS2715-1 Datasheet HTML 1Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 2Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 3Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 4Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 5Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 6Page - NEC PS2715-1 Datasheet HTML 7Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
DATA SHEET
The information in this document is subject to change without notice. Before using this document, please
confirm that this is the latest version.
Not all devices/types available in every country. Please check with local NEC representative for
availability and additional information.
©
2000
Document No. P14946EJ1V0DS00 (1st edition)
Date Published July 2000 NS CP(K)
Printed in Japan
PHOTOCOUPLER
PS2715-1
HIGH CTR, AC INPUT
4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
−NEPOCTM Series−
DESCRIPTION
The PS2715-1 is an optically coupled isolator containing GaAs light emitting diodes and an NPN silicon
phototransistor in a plastic SOP for high density applications.
The package is an SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.
FEATURES
• AC input response
• High current transfer ratio (CTR = 200 % TYP. @ IF =
±1 mA)
• High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
• Small and thin package (4-pin SOP)
• Ordering number of tape product: PS2715-1-F3, F4
• UL approved: File No. E72422 (S)
APPLICATIONS
• Programmable logic controllers
• Modem/FAX


Số phần tương tự - PS2715-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
PS2715-1 CEL-PS2715-1 Datasheet
349Kb / 10P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS2715-1 RENESAS-PS2715-1 Datasheet
223Kb / 13P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2715-1 RENESAS-PS2715-1 Datasheet
5Mb / 15P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
Jun 13, 2019
logo
California Eastern Labs
PS2715-1-A CEL-PS2715-1-A Datasheet
349Kb / 10P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2715-1-F3 CEL-PS2715-1-F3 Datasheet
349Kb / 10P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
More results

Mô tả tương tự - PS2715-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
PS2711-1 NEC-PS2711-1 Datasheet
92Kb / 7P
HIGH CTR 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2811-1 NEC-PS2811-1 Datasheet
108Kb / 12P
HIGH CTR 4, 16-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2815-1 NEC-PS2815-1 Datasheet
106Kb / 12P
HIGH CTR, AC INPUT 4, 16-PIN SOP PHOTOCOUPLER
logo
California Eastern Labs
PS2765-1 CEL-PS2765-1 Datasheet
86Kb / 6P
HIGH ISOLATION VOLTAGE AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2715-1 CEL-PS2715-1 Datasheet
349Kb / 10P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2815-1 CEL-PS2815-1 Datasheet
413Kb / 12P
LOW (AC) INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER
PS2711-1 CEL-PS2711-1 Datasheet
204Kb / 11P
HIGH CTR 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS2711-1 RENESAS-PS2711-1_15 Datasheet
224Kb / 13P
HIGH CTR 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
PS2715-1 RENESAS-PS2715-1_15 Datasheet
223Kb / 13P
HIGH CTR, AC INPUT 4-PIN SOP PHOTOCOUPLER
logo
Everlight Electronics C...
EL354N-G EVERLIGHT-EL354N-G_16 Datasheet
787Kb / 11P
4 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER AC INPUT PHOTOCOUPLE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com