| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HCPL2730 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCPL2730 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
7 / 12 page ![]() 1-114 Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Min. Max. Units Power Supply Voltage (HCPL-2731/HCPL-0731) VCC 4.5 18 V Power Supply Voltage (HCPL-2730/HCPL-0730) VCC 4.5 7 V Forward Input Current (ON) IF(ON) 0.5 12 mA Forward Input Voltage (OFF) VF(OFF) 0 0.8 V Operating Temperature TA 070 °C |